Part Number Hot Search : 
74HC64 54HC1 AUIRF LET9150 IM300 GMA7175C DS124 AIC1628
Product Description
Full Text Search
 

To Download KEM3100LR Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Interruptores Desconectadores Para Motores
Para Mando Directo o a Distancia
(para toggle consulte a Altech)
Para Mando Directo o a Distancia
(para toggle consulte a Altech)
82 mm 79 mm 69 mm 20 mm O4.5 mm
15 mm
73 mm 58 mm
50.5 mm 15.8 15.8 mm mm
15 mm
67 mm 53 mm
35 mm
Codigo KU316N KU325N KU340N KU363N
Tamano del Conductor 1.5-16mm2; 1.5-16mm2; 1.5-16mm2; 2.5-35mm2; 14-8AWG 14-8AWG 14-8AWG 12-4AWG
Clasif. De Corriente (A) CA21 CA22 CA23 690V 690V 690V 25 40 63 80 16 25 40 63 16 20 25 25
Codigo VKA380N VKA3100N VKA3125N VKA3160N
Tamano del Conductor 6-70mm2; 6-70mm2; 6-70mm2; 6-70mm2; 4-1/0AWG 4-1/0AWG 4-1/0AWG 4-1/0AWG
Clasif. De Corriente (A) CA21 CA22 CA23 690V 690V 690V 100 125 160 200 80 100 125 160 63 70 80 125
Manija a distancia
*IP66 / Nema Tipo 4X
Manija Directa
Barreta Regulable
Para manijas LK10/11
LK11* Manija a Dist. Codigo LK11 Y/R U LK10 Y/R UL - -
LK10* Manija Directa Codigo - - K/KU3P Y/R K/VKA3-4P Y/R Color
K/K Para uso con Codigo L100 AD11-ST L200 AD11-ST L300 AD11-ST Largo 100mm 200mm 300mm Material Acero Acero Acero
Amarillo/Rojo KU & VKA Amarillo/Rojo KU & VKA Amarillo/Rojo KU Amarillo/Rojo VKA
Contactos Auxiliares
Portafusibles
Para uso con KU340N
1 NA/1NC Codigo KU1.V VKA1.V
2NA/2NC Codigo KU2.V VKA2.V
Para uso con modelos KU modelos VKA
Codigo KV10x38 KV10x38CC
Clasificacion Electrica 30A/600V 30A/600V
Para uso con fusible tipo 10x38, pequeno clase CC
Kit Para Montaje en Puerta
Para modelos KU
Kit Para Montaje en Puerta
Para modelos VKA
IP66 / Nema Tipo 4X Codigo OKA/KU LK10 Y/R 12 Manija Color Amarillo/Rojo
IP66 / Nema Tipo 4X Codigo OKA/V LK11 Y/R Manija Color Amarillo/Rojo
www.altechmexico.com
82 mm
KU
66 mm 74 mm
VKA
35 mm
Interruptores Desconectadores en Gabinete
MEXICO
U2
U3
MF10
MF11UL
IP66 / Nema Tipo 4X
IP66 / Nema Tipo 4X
IP67 / Nema Tipo 4X
IP67 / Nema Tipo 4X
Codigo KEM325UL Y/R KEM340 Y/R U* KEM340UL Y/R KEM360UL Y/R KEM380UL Y/R KEM3100L Y/R KEM3125L Y/R KEM3150L Y/R
Tamano del conductor
Clasificacion de corriente (A) HP HP HP CA21 CA22 CA23 110-120 VCA 220-240 VCA 440-480 VCA Gabinete 690V 690V 690V 1O 3O 1O 3O 1O 3O Tipo 40 63 63 80 100 125 160 200 25 40 40 63 80 100 125 160 20 25 25 25 63 70 80 125 1 2 2 3 3 3 5 7.5 2 3 3 5 7.5 7.5 10 10 3 5 5 5 7.5 10 15 15 7.5 10 10 10 15 20 25 30 7.5 10 10 15 20 20 30 30 15 20 20 25 30 40 50 60 U2 U2 U3 U3 U3 MF10 MF10 M11UL
1.5-16mm2; 14-8AWG 1.5-16mm2; 14-8AWG 1.5-16mm2; 14-8AWG 2.5-35mm2; 12-4AWG 6-70mm2; 4-1/0AWG 6-70mm2; 4-1/0AWG 6-70mm2; 4-1/0AWG 6-70mm2; 4-1/0AWG
* Gabinete IP66, no UL Nema Tipo 4X certificado.
Para gabinetes de acero inoxidable consulte a Altech.
U2
U3
O20 Accesos (opcionales) O25/32
Accesos (opcionales) O20/25
144 mm 132 mm 131 mm 96 mm
96.4 mm 84 mm
106 mm
MF10
172 mm
118 mm 130.4 mm
M11UL
172 mm 130 mm
273 mm
183 mm 188 mm
278 mm 254 mm
278 mm
273 mm
378 mm 354 mm
178 mm 190 mm
Nota: Todas las dimensiones se muestran en milimetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4
www.altechmexico.com 13
373 mm
Interruptores Desconectadores Con Fusibles
63-160A/690V 50kA capacidad de corto circuito
Manija Directa*+
KVKE
Manija Directa Codigo KVKE363 KVKE383 KVKE3100 KVKE3125 KVKE3160 Manija Lateral Codigo KVKS363 KVKS383 KVKS3100 KVKS3125 KVKS3160 Polos
Manija Lateral+
KVKS
Para DIN-00-Fusibles (AC22) (AC23) 63A/690V 80A/690V 100A/690V 125A/690V 160A/690V 63A/690V 80A/690V 100A/690V 125A/690V 125A/690V Max. Terminal Torque (Nm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
3 3 3 3 3
* Manija Directa se muestra con cubierta de fusibles (Codigo SS125DIN) y cubierta de terminales (Codigo LS125). + Fusibles y cubiertas de terminales no incluidos.
para Interruptores termomagneticos hasta 600A consulte a Altech
Hasta 400A de 160A hasta 400A consultenos.
Nota: Todas las dimensiones se muestran en milimetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4
www.altechmexico.com 15


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of KEM3100LR

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X